Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HD74ALVCH162334 Datasheet (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74ALVCH162334 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
No. de pieza HD74ALVCH162334
Descarga  HD74ALVCH162334 Descarga
Tamaño del archivo   56.48 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 16-bit Universal Bus Driver with 3-state Outputs

HD74ALVCH162334 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HD74ALVCH162334 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74ALVCH162334
Descarga  HD74ALVCH162334 Click to download

Tamaño del archivo   56.48 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 16-bit Universal Bus Driver with 3-state Outputs

HD74ALVCH162334 Datasheet (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74ALVCH162334 Detalles de producto

Description
This HD74ALVCH162334 is a 16-bit universal bus driver is designed for 2.3 V to 3.6 V VCC operation.

Features
• VCC = 2.3 V to 3.6 V
• Typical VOL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Typical VOH undershoot > 2.0 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• High output current ±12 mA (@VCC = 3.0 V)
• Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup / pulldown resistors
• All outputs have equivalent 26 Ω series resistors, so no external resistors are required




Número de pieza similar - HD74ALVCH162334

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162373 HITACHI-HD74ALVCH162373 Datasheet
53Kb / 12P
16-bit Transparent D-type Latches with 3-state Outputs
HD74ALVCH162374 HITACHI-HD74ALVCH162374 Datasheet
55Kb / 12P
16-bit Edge triggered D-type Flip Flops with 3-state Outputs
More results


Descripción similar - HD74ALVCH162334

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
SN74ALVC162334 TI-SN74ALVC162334 Datasheet
133Kb / 10P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162334 TI-SN74ALVCH162334 Datasheet
134Kb / 10P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16334 TI-SN74ALVCH16334 Datasheet
134Kb / 10P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC16334 TI-SN74AVC16334 Datasheet
179Kb / 12P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC162334 HITACHI-HD74ALVC162334 Datasheet
52Kb / 13P
16-bit Universal Bus Driver with 3-state Outputs
HD74ALVC16334 HITACHI-HD74ALVC16334 Datasheet
56Kb / 13P
16-bit Universal Bus Driver with 3-state Outputs
HD74ALVCH16334 HITACHI-HD74ALVCH16334 Datasheet
56Kb / 13P
16-bit Universal Bus Driver with 3-state Outputs
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVC162334A PERICOM-PI74ALVC162334A Datasheet
87Kb / 5P
16-Bit Universal Bus Driver with 3-State Outputs
logo
Texas Instruments
SN74ALVC16334 TI-SN74ALVC16334_07 Datasheet
216Kb / 13P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC16334 TI1-SN74AVC16334_09 Datasheet
372Kb / 16P
16-BIT UNIVERSAL BUS DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results




Sobre a Hitachi Semiconductor


Hitachi Semiconductor es una subsidiaria de Hitachi, Ltd., una compañía japonesa que se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores.
La compañía se estableció en 1970 y tiene su sede en Tokio, Japón.
Hitachi Semiconductor ofrece una amplia gama de productos que incluyen productos de memoria, microcontroladores, ICS de administración de energía y otros semiconductores analógicos y digitales.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices y los equipos industriales.
Hitachi Semiconductor es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com