Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HD74ALVCH162373 Datasheet (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74ALVCH162373 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
No. de pieza HD74ALVCH162373
Descarga  HD74ALVCH162373 Descarga
Tamaño del archivo   53.07 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 16-bit Transparent D-type Latches with 3-state Outputs

HD74ALVCH162373 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HD74ALVCH162373 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74ALVCH162373
Descarga  HD74ALVCH162373 Click to download

Tamaño del archivo   53.07 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 16-bit Transparent D-type Latches with 3-state Outputs

HD74ALVCH162373 Datasheet (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74ALVCH162373 Detalles de producto

Description
The HD74ALVCH162373 is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers. It can be used as two 8-bit latches or one 16-bit latch. When the latch enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the levels set up at the D inputs. Active bus hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level. All outputs, which are designed to sink up to 12 mA, include 26 Ω resistors to reduce overshoot and undershoot.

Features
• VCC = 2.3 V to 3.6 V
• Typical VOL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Typical VOH undershoot > 2.0 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• High output current ±12 mA (@VCC = 3.0 V)
• Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup / pulldown resistors
• All outputs have equivalent 26 Ω series resistors, so no external resistors are required.




Número de pieza similar - HD74ALVCH162373

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162374 HITACHI-HD74ALVCH162374 Datasheet
55Kb / 12P
16-bit Edge triggered D-type Flip Flops with 3-state Outputs
More results


Descripción similar - HD74ALVCH162373

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
SN54ABT16373A TI-SN54ABT16373A Datasheet
109Kb / 11P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH16373 HITACHI-HD74ALVCH16373 Datasheet
48Kb / 11P
16-bit Transparent D-type Latches with 3-state Outputs
HD74LVC16373A HITACHI-HD74LVC16373A Datasheet
56Kb / 10P
16-bit D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SNJ54ABT16373A TI-SNJ54ABT16373A Datasheet
109Kb / 7P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
54AC16373 TI-54AC16373 Datasheet
187Kb / 9P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16373 TI-SN54AHCT16373_06 Datasheet
196Kb / 11P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16373A TI-SN54ABT16373A_07 Datasheet
340Kb / 13P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16373 TI-SN54AHC16373_07 Datasheet
371Kb / 14P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16373 TI-SN54AHCT16373_08 Datasheet
377Kb / 13P
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC16373A RENESAS-HD74LVC16373A Datasheet
195Kb / 10P
16-bit D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
More results




Sobre a Hitachi Semiconductor


Hitachi Semiconductor es una subsidiaria de Hitachi, Ltd., una compañía japonesa que se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores.
La compañía se estableció en 1970 y tiene su sede en Tokio, Japón.
Hitachi Semiconductor ofrece una amplia gama de productos que incluyen productos de memoria, microcontroladores, ICS de administración de energía y otros semiconductores analógicos y digitales.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices y los equipos industriales.
Hitachi Semiconductor es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com