Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

MMBZ5221B Datasheet (PDF) - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

MMBZ5221B Datasheet PDF - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd
No. de pieza MMBZ5221B
Descarga  MMBZ5221B Descarga
Tamaño del archivo   213.72 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd
Descripción Electrónicos ZENER DIODES

MMBZ5221B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MMBZ5221B Datasheet PDF - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

No. de pieza MMBZ5221B
Descarga  MMBZ5221B Click to download

Tamaño del archivo   213.72 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd
Descripción Electrónicos ZENER DIODES

MMBZ5221B Datasheet (HTML) - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd


MMBZ5221B Detalles de producto

Features:
• Planar Die Construction
• 410mW Power Dissipation
• General Purpose, Medium Current
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• This is a Pb − Free Device
• All SMC Parts are Traceable to the Wafer Lot
• Additional testing can be offered upon request

Mechanical Data:
• Case: SOT-23, Molded Plastic
• Terminals: Solder Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
• Polarity: See Diagram
• Weight: 0.008 grams(approx.)




Número de pieza similar - MMBZ5221B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221B PANJIT-MMBZ5221B Datasheet
132Kb / 5P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diodes Incorporated
MMBZ5221B DIODES-MMBZ5221B Datasheet
66Kb / 3P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18011 Rev. 7 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
MMBZ5221B MCC-MMBZ5221B Datasheet
617Kb / 4P
410 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
logo
Fairchild Semiconductor
MMBZ5221B FAIRCHILD-MMBZ5221B Datasheet
57Kb / 4P
Zeners
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MMBZ5221B TSC-MMBZ5221B Datasheet
39Kb / 3P
Surface Mount Zener Diode
More results


Descripción similar - MMBZ5221B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4728CG EIC-1N4728CG Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
HZ6L EIC-HZ6L Datasheet
30Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
FLZ2V2_0609 FAIRCHILD-FLZ2V2_0609 Datasheet
625Kb / 8P
Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZG03C BILIN-BZG03C Datasheet
106Kb / 3P
ZENER DIODES
DL4728 BILIN-DL4728 Datasheet
195Kb / 3P
ZENER DIODES
BZY97 BILIN-BZY97 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
U1ZB6.8 BILIN-U1ZB6.8 Datasheet
155Kb / 3P
ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com