| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DS3151 Datasheet(PDF) 47 Page - Dallas Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS3151 Datasheet(HTML) 47 Page - Dallas Semiconductor |
|
47 / 60 page ![]() DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 Single/Dual/Triple/Quad DS3/E3/STS-1 LIUs 47 of 60 Table 14-A. Pin Assignments Sorted by Signal Name (continued) PIN NAME HARDWARE MODE CPU MODE LIU 1 LIU 2 LIU 3 LIU 4 RNEGn Y Y C3 K10 C10 K3 RPOSn Y Y C2 K11 B10 L3 RST Y Y H1 RTSn Y Y B2 L11 B11 L2 RXNn Y Y A2 M11 B12 L1 RXPn Y Y A3 M10 C12 K1 STMCLK Y Y M8 STSn Y N F2 G11 B7 L6 T3MCLK Y Y A5 TBIN Y N D8 TCINV Y N H9 TCLKn Y Y E1 H12 A8 M5 TDMn Y Y D3 J10 C9 K4 TDSAn Y N G2 F11 B6 L7 TDSBn Y N G3 F10 C6 K7 TEST Y Y J5 TJAn Y N C4 K9 D10 J3 TLBOn Y N E3 H10 C8 K5 TNEGn Y Y D2 J11 B9 L4 TPOSn Y Y D1 J12 A9 M4 TTSn Y Y E2 H11 B8 L5 TXNn Y Y G1 F12 A6 M7 TXPn Y Y F1 G12 A7 M6 VDD Y Y D6, E5, E6, F4, F5, F6, G7, G8, G9, H7, H8, J7 VSS Y Y D7, E7, E8, F7, F8, F9, G4, G5, G6, H5, H6, J6 WR N Y B5 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |