| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DS3151 Datasheet(PDF) 53 Page - Dallas Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS3151 Datasheet(HTML) 53 Page - Dallas Semiconductor |
|
53 / 60 page ![]() DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 Single/Dual/Triple/Quad DS3/E3/STS-1 LIUs 53 of 60 Figure 14-3. DS3152 Hardware Mode Pin Assignment A1 RLOS1 A2 RXN1 A3 RXP1 A4 RMON1 A5 T3MCLK A6 N.C. A7 N.C. A8 N.C. A9 N.C. A10 N.C. A11 N.C. A12 N.C. B1 PRBS1 B2 RTS1 B3 N.C. B4 RJA1 B5 LLB1 B6 N.C. B7 N.C. B8 N.C. B9 N.C. B10 N.C. B11 N.C. B12 N.C. C1 RCLK1 C2 RPOS1 C3 RNEG1 C4 TJA1 C5 RLB1 C6 N.C. C7 N.C. C8 N.C. C9 N.C. C10 N.C. C11 N.C. C12 N.C. D1 TPOS1 D2 TNEG1 D3 TDM1 D4 JTRST D5 JTMS D6 VDD D7 VSS D8 TBIN D9 RBIN D10 N.C. D11 N.C. D12 N.C. E1 TCLK1 E2 TTS1 E3 TLBO1 E4 JTCLK E5 VDD E6 VDD E7 VSS E8 VSS E9 HW E10 N.C. E11 N.C. E12 E3MCLK F1 TXP1 F2 STS1 F3 E3M1 F4 VDD F5 VDD F6 VDD F7 VSS F8 VSS F9 VSS F10 TDSB2 F11 TDSA2 F12 TXN2 G1 TXN1 G2 TDSA1 G3 TDSB1 G4 VSS G5 VSS G6 VSS G7 VDD G8 VDD G9 VDD G10 E3M2 G11 STS2 G12 TXP2 H1 RST H2 N.C. H3 N.C. H4 JTDI H5 VSS H6 VSS H7 VDD H8 VDD H9 TCINV H10 TLBO2 H11 TTS2 H12 TCLK2 J1 N.C. J2 N.C. J3 N.C. J4 JTDO J5 TEST J6 VSS J7 VDD J8 HIZ J9 RCINV J10 TDM2 J11 TNEG2 J12 TPOS2 K1 N.C. K2 N.C. K3 N.C. K4 N.C. K5 N.C. K6 N.C. K7 N.C. K8 RLB2 K9 TJA2 K10 RNEG2 K11 RPOS2 K12 RCLK2 L1 N.C. L2 N.C. L3 N.C. L4 N.C. L5 N.C. L6 N.C. L7 N.C. L8 LLB2 L9 RJA2 L10 N.C. L11 RTS2 L12 PRBS2 M1 N.C. M2 N.C. M3 N.C. M4 N.C. M5 N.C. M6 N.C. M7 N.C. M8 STMCLK M9 RMON2 M10 RXP2 M11 RXN2 M12 RLOS2 High-Speed Analog High-Speed Digital Low-Speed Digital VDD VSS |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |