Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LAE65F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAE65F
Descripción Electrónicos  Power TOPLED Lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE65F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAE65F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-10-13
2
Version 1.3
LA E65F - Dual Binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 4 mA
I
F = 50 mA
IV [mcd]
Iv [mcd]
LA
E65F-T2V2-1-2A2B+DB
FA-24-3A4B
355 ... 1120
5600 ... 14000
Q65112A4802
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA
E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B means that only one group T2, U1, U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B means that only one wavelength group 1 will be shippable. LA
E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LA E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B means that only one forward voltage group 2A,2B will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
LA
E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2, V1, V2
enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 6). LA E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E65F-T2V2-1-2A2B+DBFA-24-3A4B bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2A,2B
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com