Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LAE65F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAE65F
Descripción Electrónicos  Power TOPLED Lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE65F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAE65F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.3
LA E65F - Dual Binning
2017-10-13
5
Brightness Groups (IF = 4 mA)
Helligkeitsgruppen
Brightness Groups (IF = 50 mA)
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups (IF = 4 mA)
4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Forward Voltage Groups (I
F = 50 mA)
4) page 20
Durchlassspannungsgruppen
4) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
T2
355
450
400
U1
450
560
500
U2
560
710
600
V1
710
900
800
V2
900
1120
1000
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
DB
5600
7100
19100
EA
7100
9000
24200
EB
9000
11200
30300
FA
11200
14000
37800
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
2A
1.65
1.80
2B
1.80
1.95
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com