| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LUWJLSH Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWJLSH Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2017-07-18 2 Version 1. 9 (not for new design) LUW JLSH Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 20 mA I V [mcd] LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP 1800 ... 2800 Q65111A1048 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that only one group 5B, 6B, 7B, 8B will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that only one forward voltage group L,M,N,P will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5B, 6B, 7B, 8B enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L,M,N,P enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |