Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LUWJLSH Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LUWJLSH
Descripción Electrónicos  white smt package, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWJLSH Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LUWJLSH Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWJLSH Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
Version 1.
9 (not for new design)
LUW JLSH
2017-07-18
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 22 , 4) page 22
Durchlassspannungsgruppen
3) Seite 22 , 4) Seite 22
Wavelength Groups (Peak)
Wellenlängengruppen (Peak)
Group
Luminous Intensity
1) page 22
Luminous Intensity
1) page 22
Luminous Flux 7) page 22
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstrom 7) Seite 22
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
5B
1800
2010
6095
6B
2010
2240
6800
7B
2240
2500
7585
8B
2500
2800
8480
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
L
2.80
3.00
M
3.00
3.20
N
3.20
3.40
P
3.40
3.60
Group
ultra white
Gruppe
(min.) λ
peak
[nm]
(max.) λ
peak
[nm]
E
437
445
F
444
453
G
452
460
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23