Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SFH-9245 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH-9245
Descripción Electrónicos  Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9245 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH-9245 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
2013-11-05
6
Version 1.1
SFH 9245
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit
Switching Time Definitions
Schaltzeitdefinitionen
OHF00520
CC
V
OUT
GND
R = 47
Ω
Input
L
R = 280
Ω
μF
C = 0.1
CC
V
OUT
GND
= 5 V
OHF03866
PHL
t
t
PLH
50%
t
f
t
r
50%
90%
10%
Input
Output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com