Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SFH-9245 Datasheet(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH-9245
Descripción Electrónicos  Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9245 Datasheet(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH-9245 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH SFH-9245 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Version 1.1
SFH 9245
2013-11-05
9
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10
10
10
10
10
tp
10
10
s
10
0
T
t
A
I
F
D =
I
P
T
F
P
t
OHF05615
1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.2
0.02
0.005
D =
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.75
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10
10
10
10
10
tp
10
10
s
10
0
T
t
A
I
F
D =
I
P
T
F
P
t
OHF05616
1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.2
0.02
0.005
D =
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.75



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com