| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
32F030F4P6 Datasheet(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
32F030F4P6 Datasheet(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 93 page ![]() Package information STM32F030x4/x6/x8/xC 86/93 DS9773 Rev 4 Figure 38. TSSOP20 footprint 1. Dimensions are expressed in millimeters. k 0° - 8° 0° - 8° aaa - - 0.100 - - 0.0039 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Table 62. TSSOP20 mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. YA_FP_V1 7.10 4.40 0.25 0.25 6.25 1.35 0.40 0.65 1.35 1 20 11 10 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |