Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TM080SDH01 Datasheet(PDF) 1 Page - GSR Technology Ltd

No. de pieza TM080SDH01
Descripción Electrónicos  TFT Modules
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  GSR [GSR Technology Ltd]
Página de inicio  https://www.gsr-technology.co.uk/
Logo GSR - GSR Technology Ltd

TM080SDH01 Datasheet(HTML) 1 Page - GSR Technology Ltd

  TM080SDH01 Datasheet HTML 1Page - GSR Technology Ltd TM080SDH01 Datasheet HTML 2Page - GSR Technology Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
 
 
TFT Modules
 
Product Number:
​
TM080SDH01
 
Brand
TM
Part Number
TM080SDH01
Family
Industrial
Size in inch
8.0
Resolution in Pixel (H x V)
800X600
Graphic mode
SVGA
Replacement backlight
250
LED driver
Description
8.0" SVGA, TN
Panel technology
TN
Touch/PCAP
Remarks
Surface
AG
Interface
RGB24bit
© GSR Technology 2016
​
www.gsr-technology.co.uk
​
Page 1


Número de pieza similar - TM080SDH01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
GSR Technology Ltd
TM084SDHG01 GSR-TM084SDHG01 Datasheet
335Kb / 2P
TFT Modules
TM084SDHG02 GSR-TM084SDHG02 Datasheet
263Kb / 2P
TFT Modules
More results

Descripción similar - TM080SDH01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
GSR Technology Ltd
NL10276BC20-18D GSR-NL10276BC20-18D Datasheet
268Kb / 2P
TFT Modules
NL10276BC20-18KH GSR-NL10276BC20-18KH Datasheet
323Kb / 2P
TFT Modules
NL10276BC24-36KD GSR-NL10276BC24-36KD Datasheet
323Kb / 2P
TFT Modules
NL12876BC26-32D GSR-NL12876BC26-32D Datasheet
281Kb / 2P
TFT Modules
NL12880BC20-05 GSR-NL12880BC20-05 Datasheet
280Kb / 2P
TFT Modules
NL12880BC20-05BD GSR-NL12880BC20-05BD Datasheet
281Kb / 2P
TFT Modules
NL12880BC20-05D GSR-NL12880BC20-05D Datasheet
281Kb / 2P
TFT Modules
NL160120AC27-32 GSR-NL160120AC27-32 Datasheet
267Kb / 2P
TFT Modules
NL160120AM27-33A GSR-NL160120AM27-33A Datasheet
321Kb / 2P
TFT Modules
NL192108AC13-02D GSR-NL192108AC13-02D Datasheet
321Kb / 2P
TFT Modules
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com