| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AS3955 Datasheet(PDF) 53 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3955 Datasheet(HTML) 53 Page - ams AG |
|
53 / 102 page ![]() ams Datasheet Page 53 [v1-04] 2016-Feb-03 Document Feedback AS3955 − Detailed Description Figure 54: MCU to RF Data Transfer in Extended Mode RF field NFC reader READ 0xFC READ 0xFC WRITE 0xFF, 0x000000 00 Tag state AS3955 RF response 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000 02 0xFFEECC AA 0x998877 66 0x554433 22 0x000000 09 ACK 0xFC 0x00000000 0x00000000 0xFFEECCAA 0xFFEECCAA 0xFFEECCAA 0x00000000 0xFD 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x99887766 0x99887766 0x00000000 0xFE 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x55443322 0x00000000 0xFF 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 AS3955 SPI/I²C MCU SPI/I²C Buffer Load 0xFFEECCAA 0x99887766 0x55443322 Transmit Buffer Read IRQ RX start Rx end Tx end rf_busy rf_data_rdy io_busy io_data_rdy MCU TO BUFFER DATA TRANSFER BUFFER TO RF DATA TRANSFER Buffer content |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |