| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 329 page ![]() DS13737 Rev 6 5/329 STM32U575xx Contents 7 3.35 Parallel synchronous slave interface (PSSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.36 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.37 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.38 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.39 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.39.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.39.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16,TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.39.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.39.4 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4) . . . . . . . . . . . . 74 3.39.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.39.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.39.7 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.39.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.40 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.40.1 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.40.2 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.41 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.42 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) and low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . 79 3.42.1 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.42.2 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . 81 3.43 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.44 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.45 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 84 3.46 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.47 USB on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.48 USB Type-C /USB Power Delivery controller (UCPD) . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.49 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.49.1 Serial-wire/JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.49.2 Embedded Trace Macrocell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4 Pinout, pin description and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.1 Pinout/ballout schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 |