Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

STM32U575VG Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32U575VG
Descripción Electrónicos  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 240 DMIPS, up to 2 MB Flash memory, 786 KB SRAM
PDF  329 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U575VG Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U575VG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32U575VG Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 329 page
background image
List of tables
STM32U575xx
8/329
DS13737 Rev 6
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32U575xx features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 0 . . . . . . . . . . 24
Table 4.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 1 . . . . . . . . . . 25
Table 5.
Example of memory map security attribution versus SAU configuration regions . . . . . . . . 28
Table 6.
Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 7.
Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 8.
Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 9.
STM32U575xx mode overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 10.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 11.
GPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 12.
GPDMA1 autonomous mode and wakeup in low-power modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 13.
LPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 14.
LPDMA1 autonomous mode and wakeup in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 15.
ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 16.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 17.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 18.
MDF features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 19.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 20.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 21.
USART, UART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 22.
SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 23.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 24.
SDMMC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 25.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 26.
STM32U575xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 27.
Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 28.
Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Table 29.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Table 30.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 31.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 32.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 33.
Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Table 34.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Table 35.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Table 36.
Current consumption in Run mode on LDO, code with data processing
running from Flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Table 37.
Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing
running from Flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Table 38.
Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing
running from Flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON, VDD = 3.0 V . . . . . . . . 157
Table 39.
Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes
running from Flash memory in low-power mode, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . 158
Table 40.
Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes
running from Flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Table 41.
Typical current consumption in Run mode on SMPS, with different codes
running from Flash memory in low-power mode, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . 160
Table 42.
Typical current consumption in Run mode on SMPS, with different codes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More