| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ERTEC Datasheet(PDF) 23 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ERTEC Datasheet(HTML) 23 Page - Renesas Technology Corp |
|
23 / 51 page ![]() 23 Data Sheet A17989EE2V0DS00 µPD800261 Table 1-13: Alternative Functions of GPIO(31:0) Pins GPIO pin FunctionNote 0 1 2 3 after Reset GPIO0 GPIO0 P1-DUPLEX-LED_N - - GPIO0 GPIO1 GPIO1 P2-DUPLEX-LED_N - - GPIO1 GPIO2 GPIO2 P1-SPEED-100LED_N (TX/FX) P1-SPEED-10LED_N - GPIO2 GPIO3 GPIO3 P2-SPEED-100LED_N (TX/FX) P2-SPEED-10LED_N - GPIO3 GPIO4 GPIO4 P1-LINK-LED_N - - GPIO4 GPIO5 GPIO5 P2-LINK-LED_N - - GPIO5 GPIO6 GPIO6 P1-RX-LED_N P1-TX-LED_N P1-ACTIVE-LED_N GPIO6 GPIO7 GPIO7 P2-RX-LED_N P2-TX-LED_N P2-ACTIVE-LED_N GPIO7 GPIO8 GPIO8 UART-TXD - - GPIO8 GPIO9 GPIO9 UART-RXD - - GPIO9 GPIO10 GPIO10 UART-DCD_N - - GPIO10 GPIO11 GPIO11 UART-DSR_N - - GPIO11 GPIO12 GPIO12 UART-CTS_N - - GPIO12 GPIO13 GPIO13 Reserved - - GPIO13 GPIO14 GPIO14 DBGACK - - GPIO14 GPIO15 GPIO15 WD_WDOUT_N - - GPIO15 GPIO16 GPIO16 SPI1_SSPCTLOE - - GPIO16 GPIO17 GPIO17 SPI1_SSPOE - - GPIO17 GPIO18 GPIO18 SPI1_SSPRXD - - GPIO18 GPIO19 GPIO19 SPI1_SSPTXD - - GPIO19 GPIO20 GPIO20 SPI1_SCLKOUT - - GPIO20 GPIO21 GPIO21 SPI1_SFRMOUT - - GPIO21 GPIO22 GPIO22 SPI1_SFRMIN DBGACK - GPIO22 GPIO23 GPIO23 SPI1_SCLKIN Reserved - GPIO23 GPIO24 GPIO24 PLL_EXT_IN_N - - GPIO24 GPIO25 GPIO25 TGEN_OUT1_N - - GPIO25 GPIO(30:26) GPIO(30:26) Reserved - - GPIO(30:26) GPIO31 GPIO31 DBGREQ - - GPIO31 Note: Alternative functions are software configurable using the GPIO_PORT_MODE_L/H registers. |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |