| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TDA7529 Datasheet(PDF) 55 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7529 Datasheet(HTML) 55 Page - STMicroelectronics |
|
55 / 60 page ![]() TDA7529 Registers description 55/60 6.1.34 AD converter test (31 / 47) 6.1.35 Read 1 (48) Table 58. AD converter test (31 / 47) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 X X X X X X ADC DAC direct programming DAC 0 DAC 1 DAC 2 DAC 3 DAC 4 DAC 5 0 1 ADC test enable Off On 0 1 AGC test enable Off On Table 59. Read 1 (48) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 1 1 0 1 0 1 Mask set revision A B C D 0 0 1 1 0 1 0 1 Metal mask revision A B C D 0 1 GPIO 5 level low high 0 1 GPIO 6 level low high |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |