Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BAS21 Datasheet(PDF) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza BAS21
Descripción Electrónicos  SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

BAS21 Datasheet(HTML) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  BAS21 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. BAS21 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. BAS21 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. BAS21 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Typical Characteristics
04
8
12
16
20
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.01
0.1
1
10
100
1000
0
40
80
120
160
200
1
10
100
1000
T
a=25
f=1MHz
Capacitance Characteristics
REVERSE VOLTAGE V
R
(V)
Power Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
Forward Characteristics
FORWARD VOLTAGE V
F
(V)
Reverse Characteristics
T
a=100
oC
T
a=25
oC
REVERSE VOLTAGE V
R
(V)
2
www.umw-ic.com
友台半导体有限公司



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com