Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SC20J120B Datasheet(PDF) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

No. de pieza SC20J120B
Descripción Electrónicos  SiC Schottky Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

SC20J120B Datasheet(HTML) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  SC20J120B Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J120B Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J120B Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J120B Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J120B Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J120B Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
R
版本:202405B
1/6
碳化硅肖特基二极管
SiC Schottky Diode
SC20J120B
订 货 型 号
Order codes
印
记
Marking
封
装
Package
无卤-条管 Halogen-Free-Tube
SC20J120B-GE-BR
SC20J120B
TO-247
封装 Package
主要参数
MAIN
CHARACTERISTICS
V
RRM
1200V
I
F,TC≤150℃
20A**
Q
C
Typ
61nC**
用途
光伏逆变器
开关模式电源
高压 DC/DC 转换器
电池充电器
电动驱动
不间断电源
APPLICATIONS
Solar Inverters
Switch Mode Power Supplies
High Voltage DC/DC Converters
Battery Chargers
Motor Drives
Uninterruptable power
supplies
产品特性
高阻断电压
零反向恢复电流
零正向恢复电压
高频率应用
不受温度影响的开关特性
快速开关
正温度系数
RoHS 产品
订货信息 ORDER MESSAGE
FEATURES
High Blocking Voltage
Zero Reverse Recovery Current
Zero Forward Recovery Voltage
High-Frequency Operation
Temperature-Independent
Switching
Behavior
Extremely Fast Switching
Positive Temperature Coefficient on V
F
RoHS product


Número de pieza similar - SC20J120B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
SC20J120A JSMC-SC20J120A Datasheet
453Kb / 7P
SiC Schottky Diode
202403B
SC20J120A-GE-BR JSMC-SC20J120A-GE-BR Datasheet
453Kb / 7P
SiC Schottky Diode
202403B
More results

Descripción similar - SC20J120B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
BASIC SEMICONDUCTOR
B1D06065F BASICSEMI-B1D06065F Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.3
B1D06065KF BASICSEMI-B1D06065KF Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.2
B1D08065KS BASICSEMI-B1D08065KS Datasheet
604Kb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 0.1
B1D10065E BASICSEMI-B1D10065E Datasheet
2Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.2
B1D10065F BASICSEMI-B1D10065F Datasheet
820Kb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.2
B1D10065H BASICSEMI-B1D10065H Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.4
B1D10065K BASICSEMI-B1D10065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.2
B1D12065K BASICSEMI-B1D12065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.3
B1D15065K BASICSEMI-B1D15065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.4
B1D30065HC BASICSEMI-B1D30065HC Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 0.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com