| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STEVAL-SILKT01 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STEVAL-SILKT01 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 31 page ![]() Figure 3. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (3 of 21) VDD_IN VDD_ISO OUT1 IN1_ISO IN1 OUT1_ISO GND GND_ISO U45 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 Figure 4. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (4 of 21) VDD_IN VDD_IS O OUT1 IN1_IS O IN1 OUT1_IS O GND GND_IS O U38 S TIS O621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 Figure 5. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (5 of 21) VDD_IN VDD_IS O OUT1 IN1_IS O IN1 OUT1_IS O GND GND_IS O U32 S TIS O621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |