| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGI3 Datasheet(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGI3 Datasheet(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 306 page ![]() 42 M9 M9 64 64 L5 N8 N8 39 60 H7 L5 L5 N8 PE11 I/O FT - TIM1_CH2, DFSDM1_CKIN4, TSC_G5_IO2, OCTOSPIM_P1_NCS, LCD_G4, FMC_D8, EVENTOUT - 43 L9 L9 65 65 M5 M8 M8 40 61 M9 M5 M5 M8 PE12 I/O FT - TIM1_CH3N, SPI1_NSS, DFSDM1_DATIN5, TSC_G5_IO3, OCTOSPIM_1_IO0, LCD_G5, FMC_D9, EVENTOUT - 44 M10 M10 66 66 J5 L8 L8 41 62 J8 J5 J5 L8 PE13 I/O FT - TIM1_CH3, SPI1_SCK, DFSDM1_CKIN5, TSC_G5_IO4, OCTOSPIM_P1_IO1, LCD_G6, FMC_D10, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |