| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U073MBY6 Datasheet(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U073MBY6 Datasheet(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 146 page ![]() Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF LPTIM1/ SYS_AF/ TIM1/2 I2C4/ LPTIM1/3/ TIM1/2/3 I2C2/4/ SYS_AF/ USART2 I2C1/2/3/4/ LPTIM3 I2C2/SPI1/2 COMP1/ LPUART3/ SPI2/3 USART1/2/3 LPUART1/2/3/ USART4 TSC CRS/ LPUART2/U SB LCD COMP1/2/LC D - LPTIM1/2/3/ TIM2/15/16 EVENTOUT Port A PA1 - TIM2_CH2 LPTIM1_CH2 - - SPI1_SCK SPI2_SCK USART2_RTS/ USART2_DE USART4_RX - - LCD_SEG0 - - TIM15_CH1N EVENTOUT PA2 - TIM2_CH3 - - - - - USART2_TX LPUART1_TX - - LCD_SEG1 COMP2_OUT - TIM15_CH1 EVENTOUT PA3 - TIM2_CH4 - - - - - USART2_RX LPUART1_RX - - LCD_SEG2 - - TIM15_CH2 EVENTOUT PA4 - - - - - SPI1_NSS SPI3_NSS USART2_CK LPUART3_TX - - LCD_SEG43 - - LPTIM2_CH1 EVENTOUT PA5 - TIM2_CH1 TIM2_ETR - - SPI1_SCK - USART3_TX LPUART3_RX - - LCD_SEG44 - - LPTIM2_ETR EVENTOUT PA6 - TIM1_BKIN TIM3_CH1 I2C2_SDA I2C3_SDA SPI1_MISO COMP1_OUT USART3_CTS LPUART1_CTS TSC_G5_IO1 - LCD_SEG3 - - TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 - TIM1_CH1N TIM3_CH2 I2C2_SCL I2C3_SCL SPI1_MOSI - USART3_RX - - - LCD_SEG4 COMP2_OUT - LPTIM2_CH2 EVENTOUT PA8 MCO TIM1_CH1 - MCO2 - - - USART1_CK - TSC_G7_IO1 - LCD_COM0 - - LPTIM2_CH1 EVENTOUT PA9 MCO TIM1_CH2 - - I2C1_SCL I2C2_SCL - USART1_TX - TSC_G7_IO2 - LCD_COM1 - - TIM15_BKIN EVENTOUT PA10 - TIM1_CH3 - MCO2 I2C1_SDA I2C2_SDA SPI2_NSS USART1_RX - TSC_G7_IO3 CRS_SYNC LCD_COM2 - - - EVENTOUT PA11 - TIM1_CH4 TIM1_BKIN2 - - SPI1_MISO SPI2_MISO USART1_CTS - - - - COMP1_OUT - - EVENTOUT PA12 - TIM1_ETR - - - SPI1_MOSI SPI2_MOSI USART1_RTS/ USART1_DE - - - - - - - EVENTOUT PA13 SWDIO IR_OUT - - - - - - - TSC_G7_IO4 USB_NOE LCD_SEG40 - - - EVENTOUT PA14 SWCLK LPTIM1_CH1 - - - - - - - TSC_G3_IO4 - LCD_SEG41 - - - EVENTOUT PA15 - TIM2_CH1 TIM2_ETR USART2_RX LPTIM3_IN2 SPI1_NSS SPI3_NSS USART3_RTS/ USART3_DE USART4_RTS/ USART4_DE TSC_G3_IO1 - LCD_SEG17 - - LPTIM3_CH3 EVENTOUT Table 14. Port B alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF LPTIM1/ SYS_AF/ TIM1/2 I2C4/ LPTIM1/3/ TIM1/2/3 I2C2/4/ SYS_AF/ USART2 I2C1/2/3/4/ LPTIM3 I2C2/ SPI1/2 COMP1/ LPUART3/ SPI2/3 USART1/2/3 LPUART1/2/3/ USART4 TSC CRS/ LPUART2/USB LCD COMP1/2/LC D - LPTIM1/2/3/ TIM2/15/16 EVENTOUT Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 - LPTIM3_CH1 SPI1_NSS - USART3_CK LPUART2_CTS TSC_G5_IO2 - LCD_SEG5 COMP1_OUT - - EVENTOUT PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 - LPTIM3_CH2 - - USART3_RTS/ USART3_DE LPUART1_RTS_DE TSC_SYNC LPUART2_RTS_DE LCD_SEG6 - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 RTC_OUT2 LPTIM1_CH1 - - - - - - - - - LCD_VLCD - - - EVENTOUT PB3 - TIM2_CH2 LPTIM1_CH3 I2C2_SCL I2C3_SCL SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_RTS/ USART1_DE - - - LCD_SEG7 - - EVENTOUT PB4 - LPTIM1_CH4 TIM3_CH1 I2C2_SDA I2C3_SDA SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS LPUART3_RTS_DE TSC_G2_IO1 - LCD_SEG8 - - EVENTOUT PB5 - LPTIM1_IN1 TIM3_CH2 - - SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK LPUART3_CTS TSC_G2_IO2 - LCD_SEG9 COMP2_OUT - TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - LPTIM1_ETR - I2C4_SCL I2C1_SCL I2C2_SCL LPUART3_TX USART1_TX - TSC_G2_IO3 LPUART2_TX - - - TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 - LPTIM1_IN2 - I2C4_SDA I2C1_SDA I2C2_SDA LPUART3_RX USART1_RX USART4_CTS TSC_G2_IO4 LPUART2_RX LCD_SEG21 - - - EVENTOUT PB8 - LPTIM1_IN2 LPTIM3_IN2 I2C2_SCL I2C1_SCL - - USART3_TX - - - LCD_SEG16 - - TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 - IR_OUT LPTIM3_CH4 I2C2_SDA I2C1_SDA SPI2_NSS - USART3_RX - - - LCD_COM3 - - LPTIM1_CH4 EVENTOUT PB10 - TIM2_CH3 LPTIM3_CH1 I2C4_SCL I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX LPUART1_RX TSC_G5_IO3 LPUART2_RX LCD_SEG10 COMP1_OUT - - EVENTOUT PB11 - TIM2_CH4 - I2C4_SDA I2C2_SDA - - USART3_RX LPUART1_TX TSC_G5_IO4 LPUART2_TX LCD_SEG11 COMP2_OUT - - EVENTOUT |