| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LP5900SD-2.7/NOPB.A Datasheet(PDF) 23 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP5900SD-2.7/NOPB.A Datasheet(HTML) 23 Page - Texas Instruments |
|
23 / 29 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 25-Sep-2024 Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LP5900TL-1.8/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-1.9/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.0/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.2/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.3/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.5/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.6/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.65/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.7/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.75/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.8/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-2.85/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-3.0/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-3.3/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TL-4.5/NOPB DSBGA YZR 4 250 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-1.5/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-1.8/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.1/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.3/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.5/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.6/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.7/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.75/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.8/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-2.85/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-3.0/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900TLX-3.3/NOPB DSBGA YZR 4 3000 178.0 8.4 1.17 1.17 0.76 4.0 8.0 Q1 LP5900XR-2.8/NOPB DSBGA YPF 4 250 178.0 8.4 1.16 1.2 0.4 4.0 8.0 Q1 LP5900XRX-2.8/NOPB DSBGA YPF 4 3000 178.0 8.4 1.16 1.2 0.4 4.0 8.0 Q1 Pack Materials-Page 2 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |