Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

EP1084KB Datasheet(PDF) 8 Page - Eorex Corporation

No. de pieza EP1084KB
Descripción Electrónicos  5A Low Dropout Linear Regulator
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EOREX [Eorex Corporation]
Página de inicio  http://www.eorex.com
Logo EOREX - Eorex Corporation

EP1084KB Datasheet(HTML) 8 Page - Eorex Corporation

  EP1084KB Datasheet HTML 1Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 2Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 3Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 4Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 5Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 6Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 7Page - Eorex Corporation EP1084KB Datasheet HTML 8Page - Eorex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
eorex
EP1084
Jul. 2006
www.eorex.com
8/8
Package Description (Continued)
TO-263
e
E
D
L1
b1
L3
c
A
c1
L2
L
b
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
4.06
4.45
4.83
0.160
0.175
0.190
b
0.51
0.75
0.99
0.020
0.030
0.039
b1
1.14
1.27
1.40
0.045
0.050
0.055
c
0.38 TYP.
0.015 TYP.
c1
1.14
1.27
1.40
0.045
0.050
0.055
D
9.65
9.97
10.29
0.380
0.393
0.405
E
8.65
9.15
9.65
0.341
0.360
0.380
e
2.54 BSC.
0.100 BSC.
L
14.61
15.24
15.88
0.575
0.600
0.625
L1
1.27
1.52
1.78
0.050
0.060
0.070
L2
−
1.30
2.92
−
0.051
0.115
L3
2.28
2.54
2.80
0.090
0.100
0.110



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com