Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

CR-M048AC2 Datasheet(PDF) 2 Page - ABB

No. de pieza CR-M048AC2
Descripción Electrónicos  Pluggable interface relays CR-M Miniature relays
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ABB [ABB]
Página de inicio  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

CR-M048AC2 Datasheet(HTML) 2 Page - ABB

  CR-M048AC2 Datasheet HTML 1Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 2Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 3Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 4Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 5Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 6Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 7Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 8Page - ABB CR-M048AC2 Datasheet HTML 9Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2 - Pluggable interface relays CR-M | Data sheet
Order data
Packing unit = 10 pieces
Interface relays without LED, 2 c/o (SPDT) contacts: 250 V, 12 A
Type
Rated control supply voltage Us
Order code
CR-M012DC2
12 V DC
1SVR 405 611 R4000
CR-M024DC2
24 V DC
1SVR 405 611 R1000
CR-M048DC2
48 V DC
1SVR 405 611 R6000
CR-M060DC2
60 V DC
1SVR 405 611 R4200
CR-M110DC2
110 V DC
1SVR 405 611 R8000
CR-M125DC2
125 V DC
1SVR 405 611 R8200
CR-M220DC2
220 V DC
1SVR 405 611 R9000
CR-M024AC2
24 V AC
1SVR 405 611 R0000
CR-M048AC2
48 V AC
1SVR 405 611 R5000
CR-M110AC2
110 V AC
1SVR 405 611 R7000
CR-M120AC2
120 V AC
1SVR 405 611 R2000
CR-M230AC2
230 V AC
1SVR 405 611 R3000
Interface relays without LED, 3 c/o (SPDT) contacts: 250 V, 10 A
CR-M012DC3
12 V DC
1SVR 405 612 R4000
CR-M024DC3
24 V DC
1SVR 405 612 R1000
CR-M048DC3
48 V DC
1SVR 405 612 R6000
CR-M060DC3
60 V DC
1SVR 405 612 R4200
CR-M110DC3
110 V DC
1SVR 405 612 R8000
CR-M125DC3
125 V DC
1SVR 405 612 R8200
CR-M220DC3
220 V DC
1SVR 405 612 R9000
CR-M024AC3
24 V AC
1SVR 405 612 R0000
CR-M048AC3
48 V AC
1SVR 405 612 R5000
CR-M060AC3
60 V AC
1SVR 405 612 R5200
CR-M110AC3
110 V AC
1SVR 405 612 R7000
CR-M120AC3
120 V AC
1SVR 405 612 R2000
CR-M230AC3
230 V AC
1SVR 405 612 R3000
Interface relays without LED, 4 c/o (SPDT) contacts: 250 V, 6 A
CR-M012DC4
12 V DC
1SVR 405 613 R4000
CR-M024DC4
24 V DC
1SVR 405 613 R1000
CR-M048DC4
48 V DC
1SVR 405 613 R6000
CR-M060DC4
60 V DC
1SVR 405 613 R4200
CR-M110DC4
110 V DC
1SVR 405 613 R8000
CR-M125DC4
125 V DC
1SVR 405 613 R8200
CR-M220DC4
220 V DC
1SVR 405 613 R9000
CR-M024AC4
24 V AC
1SVR 405 613 R0000
CR-M048AC4
48 V AC
1SVR 405 613 R5000
CR-M110AC4
110 V AC
1SVR 405 613 R7000
CR-M120AC4
120 V AC
1SVR 405 613 R2000
CR-M230AC4
230 V AC
1SVR 405 613 R3000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com