Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7231BST3 Datasheet(PDF) 7 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7231BST3
Descripción Electrónicos  5.5 V Low Loss Power Distribution Switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7231BST3 Datasheet(HTML) 7 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO7231BST3 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7231BST3 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
DIO7231B
www.dioo.com
© 2023 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7231B• Rev 1.5
Physical Dimensions: SOT23
Common Dimensions
(Units of measure = Millimeter)
Symbol
Min
Typ
Max
A
0.89
-
1.12
A1
0.01
-
0.10
A2
0.88
0.95
1.02
A3
0.43
0.53
0.63
b
0.36
-
0.50
b1
0.35
0.38
0.45
c
0.14
-
0.20
c1
0.14
0.15
0.16
D
2.80
2.90
3.00
E
2.35
2.50
2.64
E1
1.20
1.30
1.40
e
0.90
0.95
1.00
e1
1.80
1.90
2.00
L
0.40
0.45
0.60
L1
0.60 REF
L2
0.25 BSC
M
0.10
0.15
0.25
K
0
-
0.25
Θ
0°
-
8°
Θ1
10°
12°
14°
Θ2
10°
12°
14°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com