Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7298 Datasheet(PDF) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7298
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7298 Datasheet(HTML) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO7298 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7298 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
DIO7298
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
DIO7298• Rev.1.6
Switching Characteristics
RL_CHIP = 120 Ω, TA = 25°C, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VIN = 1.1 V
tON
Turn on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
632
μs
CL = 1 μF
688
CL = 3.3 μF
752
tOFF
Turn off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
20
μs
CL = 1 μF
120
CL = 3.3 μF
376
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
496
μs
CL = 1 μF
476
CL = 3.3 μF
512
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
29
μs
CL = 1 μF
296
CL = 3.3 μF
988
VIN = 1.2 V
tON
Turn on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
566
μs
CL = 1 μF
626
CL = 3.3 μF
680
tOFF
Turn off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
16
μs
CL = 1 μF
104
CL = 3.3 μF
304
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
446
μs
CL = 1 μF
432
CL = 3.3 μF
452
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
26
μs
CL = 1 μF
256
CL = 3.3 μF
836
VIN = 1.8 V
tON
Turn on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
382
μs
CL = 1 μF
416
CL = 3.3 μF
452
tOFF
Turn off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
11
μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com