Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

0034521 Datasheet(PDF) 5 Page - Lapp.

No. de pieza 0034521
Descripción Electrónicos  UNITRONIC® LiYCY
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LAPP [Lapp.]
Página de inicio  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

0034521 Datasheet(HTML) 5 Page - Lapp.

  0034521 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 0034521 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 0034521 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 0034521 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 0034521 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 0034521 Datasheet HTML 6Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Article number
Number of cores and mm² per
conductor
Outer diameter [mm]
Copper index [kg/km]
Weight [kg/km]
0034602
2 x 0.5
5.6
29
47
0034603
3 x 0.5
5.9
38
55
0034604
4 x 0.5
6.3
43
70
0034605
5 x 0.5
7
51
90
0034606
6 x 0.5
7.6
59
104
0034607
7 x 0.5
7.6
65
112
0034608
8 x 0.5
8.7
70
120
0034610
10 x 0.5
9.3
88
139
0034612
12 x 0.5
9.6
99
177
0034618
18 x 0.5
11.8
134
239
0034620
20 x 0.5
12.1
149
276
0034625
25 x 0.5
13.7
211
352
0034630
30 x 0.5
14.5
230
397
0034702
2 x 0.75
6
38
53
0034703
3 x 0.75
6.3
49
65
0034704
4 x 0.75
7
58
79
0034705
5 x 0.75
7.6
67
109
0034707
7 x 0.75
8.2
100
156
0034710
10 x 0.75
10.5
130
187
0034712
12 x 0.75
10.8
154
218
0034718
18 x 0.75
13
195
327
0034725
25 x 0.75
15.3
280
454
0034730
30 x 0.75
15.8
312
486
0034802
2 x 1.0
6.3
43
72
0034803
3 x 1.0
6.8
56
90
0034804
4 x 1.0
7.3
68
109
0034805
5 x 1.0
8
79
126
0034807
7 x 1.0
8.6
118
171
0034810
10 x 1.0
11.1
140
228
0034812
12 x 1.0
11.4
168
259
0034818
18 x 1.0
13.4
252
389
0034825
25 x 1.0
16.2
335
517
0034902
2 x 1.5
7.1
58
90
0034903
3 x 1.5
7.5
74
115



Html Pages

1 2 3 4 5 6