| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA015 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA015 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 56 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) 3/56 STA015 Figure 2. Pin Connection VDD_1 VSS_1 RESET SDA SCL SCKR SDI BIT_EN SDO VDD_4 VSS_4 XTI FILT XTO PVSS PVDD VDD_3 VSS_3 1 3 2 4 5 6 7 8 9 26 25 24 23 22 20 21 19 27 10 28 VDD_2 TESTEN D99AU1061A VSS_2 SCKT LRCKT LRCK_ADC SRC_INT/SCK_ADC SDI_ADC 11 12 13 18 16 17 15 14 OCLK GPSO_SCKR 1 2 3 5 6 4 7 8 9 10 17 11 18 19 20 21 22 44 43 42 41 39 40 38 37 36 35 34 28 27 26 24 23 25 33 32 31 29 30 N.C. LRCKT OCLK GPSO_REQ VSS_2 VDD_2 VSS_3 VDD_3 N.C. PVDD PVSS N.C. SDI_ADC RESET LRCK_ADC OUT_CLK/DATA_REC GPSO_SCKR VDD_1 VSS_1 SDA SCL GPSO_DATA D99AU1062 12 13 14 15 16 A A1 = SDI B2 = SCKR D4 = BIT_EN D1 = SRC_INT E2 = SDO F2 = SCKT H1 = LRCKT H3 = OCLK F3 = VSS_2 E4 = VDD_2 G4 = VSS_3 G5 = VDD_3 F5 = PVDD G6 = PVSS 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F G H D00AU1149 C2 = GPIO_STROBE C3 = IODATA [4] E3 = IODATA [5] D2 = IODATA [6] F1 = IODATA [7] G3 = GPSO_REQ F8 = IODATA [3] F6 = IODATA [2] E6 = IODATA [1] C7 = IODATA [0] C6 = GPSO_SCKR A2 = GPSO_DATA G7 = FILT G8 = XTO F7 = XTI E7 = VSS_4 C8 = VDD_4 D7 = TESTEN A7 = SDI_ADC B6 = RESET A5 = LRCK_ADC C5 = OUT_CLK/DATA_REQ B5 = VDD_1 B4 = VSS_1 A4 = SDA B3 = SCL LFBGA64 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |