| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
VDD301SCNA Datasheet(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VDD301SCNA Datasheet(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
11 / 22 page ![]() AnaSem Inc. 10 Rev. C09-09 VDD 系列 低电压 , 低功耗, ±1% 高精度电压检测内置延迟电路 CMOS 电压检测器 .......... Future of the analog world 一般特征 – 输出电压 vs. 输入电压 VDD251SCTA (CMOS 2.5V) Ta=25°C 3.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0 Input Voltage : VIN (V) 3.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2.5 2.5 VDET VREL VDD351SCTA (CMOS 3.5V) Ta=25°C 4.0 2.5 2.0 1.5 0.5 0 Input Voltage : VIN (V) 3.0 2.5 1.5 0.5 0 4.0 3.0 VDET VREL 1.0 3.5 2.0 1.0 3.5 VDD451SCTA (CMOS 4.5V) Ta=25°C 4.0 3.0 2.0 1.0 0 Input Voltage : VIN (V) 3.5 2.5 1.5 1.0 0 4.0 5.0 5.0 4.5 3.0 2.0 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 VDET VREL VDD181SCTA (CMOS 1.8V) Ta=25°C 2.4 2.0 1.4 1.0 0.4 0 Input Voltage : VIN (V) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2.2 1.8 1.6 1.2 0.8 0.6 0.2 VDET VREL |