| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
VDD301SCNA Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VDD301SCNA Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3 / 22 page ![]() AnaSem Inc. 2 Rev. C09-09 VDD 系列 低电压 , 低功耗, ±1% 高精度电压检测内置延迟电路 CMOS 电压检测器 .......... Future of the analog world 产品型号定义 PIN脚排位 / IC封装记号 (SOT-23) Pin脚排位 位置 . 记号 解说 1 VOUT 输出 2 VSS 接地 3 VIN 电压输入 Marking Specification 位置 记号 解说 A C 或 N 输出模式 BC 18~60 检测电压 D S, M 或 L 延迟时间选择 E A 版本 F 厂方设定 生产批号 (顶视图) VIN VOUT 1 2 3 A F F F F B C D E VSS VDD 18 ~ 60 : 在1.8V ~ 6.0V检测电压范围内以 0.1V间隔设定检测电压 e.g.) 18 : 1.8V 30 : 3.0V 检测电压 延迟时间 S : 10msec~50msec M : 50msec~200msec L : 80msec~400msec A : TOPR = –40°C ~ +85°C 设计版本 T : SOT-23 N : SON-4 IC封装类别 C : CMOS式输出 N : N-沟道式输出 输出形式 电压检测精度 1 : ±1% |