| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F103XF Datasheet(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103XF Datasheet(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 120 page ![]() STM32F103xF, STM32F103xG Pinouts and pin descriptions Doc ID 16554 Rev 3 33/120 A10 50 77 110 PA15 I/O FT JTDI SPI3_NSS / I2S3_WS TIM2_CH1_ETR PA15 / SPI1_NSS B11 51 78 111 PC10 I/O FT PC10 UART4_TX / SDIO_D2 USART3_TX B10 52 79 112 PC11 I/O FT PC11 UART4_RX / SDIO_D3 USART3_RX C10 53 80 113 PC12 I/O FT PC12 UART5_TX / SDIO_CK USART3_CK E10 - 81 114 PD0 I/O FT PD0 FSMC_D2(9) CAN_RX D10 - 82 115 PD1 I/O FT PD1 FSMC_D3(9) CAN_TX E9 54 83 116 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR / UART5_RX / SDIO_CMD D9 - 84 117 PD3 I/O FT PD3 FSMC_CLK USART2_CTS C9 - 85 118 PD4 I/O FT PD4 FSMC_NOE USART2_RTS B9 - 86 119 PD5 I/O FT PD5 FSMC_NWE USART2_TX E7 - - 120 VSS_10 SVSS_10 F7 - - 121 VDD_10 SVDD_10 A8 - 87 122 PD6 I/O FT PD6 FSMC_NWAIT USART2_RX A9 - 88 123 PD7 I/O FT PD7 FSMC_NE1 / FSMC_NCE2 USART2_CK E8 - - 124 PG9 I/O FT PG9 FSMC_NE2 / FSMC_NCE3 D8 - - 125 PG10 I/O FT PG10 FSMC_NCE4_1 / FSMC_NE3 C8 - - 126 PG11 I/O FT PG11 FSMC_NCE4_2 B8 - - 127 PG12 I/O FT PG12 FSMC_NE4 D7 - - 128 PG13 I/O FT PG13 FSMC_A24 C7 - - 129 PG14 I/O FT PG14 FSMC_A25 E6 - - 130 VSS_11 S VSS_11 F6 - - 131 VDD_11 S VDD_11 B7 - - 132 PG15 I/O FT PG15 A7 55 89 133 PB3/ I/O FT JTDO SPI3_SCK / I2S3_CK/ PB3/TRACESWO TIM2_CH2 / SPI1_SCK A6 56 90 134 PB4 I/O FT NJTRST SPI3_MISO PB4 / TIM3_CH1 SPI1_MISO B6 57 91 135 PB5 I/O PB5 I2C1_SMBA / SPI3_MOSI / I2S3_SD TIM3_CH2 / SPI1_MOSI C6 58 92 136 PB6 I/O FT PB6 I2C1_SCL(8)/ TIM4_CH1(8) USART1_TX D6 59 93 137 PB7 I/O FT PB7 I2C1_SDA(8) / FSMC_NADV / TIM4_CH2(8) USART1_RX Table 5. STM32F103xF and STM32F103xG pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |