Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AS3410 Datasheet(PDF) 18 Page - ams AG

No. de pieza AS3410
Descripción Electrónicos  Low Power Ambient Noise-Cancelling Speaker Driver
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AMSCO [ams AG]
Página de inicio  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3410 Datasheet(HTML) 18 Page - ams AG

Back Button AS3410 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 17Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 18Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 19Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 20Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 21Page - ams AG AS3410 Datasheet HTML 22Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 51 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 1.02
18 - 51
AS3400 AS3410 AS3430 1v0
Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n
8.4.1 Parameter
VBAT=1.5V, TA= 25ºC, unless otherwise specified.
Table 7. Headphone Output Parameter
Symbol
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Unit
RL_OP
Load Impedance
Single ended
1
k
Ω
CL_OP
Load Capacitance
Single ended
100
pF
GBWOP
Gain Band Width
4.3
MHz
VOS_OP
Offset Voltage
6mV
VEIN_HP
Equivalent Input Noise
200Hz-20kHz
2.6
µV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com