Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HD74ALVCH16373 Datasheet(PDF) 8 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74ALVCH16373
Descripción Electrónicos  16-bit Transparent D-type Latches with 3-state Outputs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

HD74ALVCH16373 Datasheet(HTML) 8 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor HD74ALVCH16373 Datasheet HTML 11Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
HD74ALVCH16373
8
GND
tPLH
10 %
90 %
tr
tf
10 %
10 %
tr
90 %
10 %
tf
GND
tPHL
VOH
VOL
tPLH
tPHL
GND
GND
VOH
VOL
tw
tsu
th
GND
GND
tr
90 %
10 %
Input D
Output Q
Input LE
Input D
Input LE
Input D
Output Q
tr
90 %
10 %
tf
90 %
10 %
tr
90 % 90 %
10 %
tf
10 %
90 %
90 %
VIH
VIH
VIH
VIH
VIH
VIH
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Vref
Input LE
• Waveforms – 1
• Waveforms – 2
• Waveforms – 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com