| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
FC80960HT60SL2G2 Datasheet(PDF) 44 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC80960HT60SL2G2 Datasheet(HTML) 44 Page - Intel Corporation |
|
44 / 102 page ![]() 80960HA/HD/HT 38 Advance Information Datasheet 4.8 AC Timing Waveforms Figure 9. CLKIN Waveform Figure 10. Output Delay Waveform Figure 11. Output Delay Waveform 2.0 V 1.5 V 0.8 V TCF TCH TCL T TCR CLKIN Outputs: 1.5 V 1.5 V TOV1 Min Max TOH1 1.5 V 1.5 V A31:2, D31:0 write only, DP3:0 write only PCHK,BE3:0,W/R,D/C, SUP,ADS,DEN, LOCK,HOLDA,BREQ, BSTALL, CT3:0, FAIL,WAIT, BLAST CLKIN 1.5 V 1.5 V DT/R Min Max TOH2 1.5 V 1.5 V TOV2 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |