| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RM0352 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0352 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 138 page ![]() DocID024647 Rev 1 7/138 RM0352 List of tables 9 List of tables Table 1. Referenced document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 2. Memory table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 3. Interrupt vectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 4. GPIO alternate options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 5. GPIO configuration registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 6. Edge/level and rising/falling edge interrupt configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 7. CRMU registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 8. CRMU_REASON_RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 9. CRMU_CCR0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 10. Processor even divide factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 11. Processor clock selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 12. Processor clock root selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 13. CRMU_CCR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 14. CRMU_CCR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 15. CRMU_ECCR0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 16. CRMU_ECCR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 17. Flash memory section address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 18. Flash APB registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 19. Flash interrupt register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 20. Flash command register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 21. Flash CONFIG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 22. Flash 50 ns access time from specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 23. Flash address mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 24. Flash locking modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 25. Interrupt intervals for WDT_LOAD values using a 32 kHz clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 26. WDG register list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 27. Watchdog load register WDT_LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 28. WDT_LR register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 29. Watchdog value register WDT_VAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 30. WDT_VAL register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 31. Watchdog control register WDT_CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 32. WDT_CR register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 33. Watchdog interrupt clear register WDT_ICR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 34. WDT_ICR register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 35. Watchdog raw interrupt status register WDT_RIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 36. WDT_RIS register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 37. Watchdog masked interrupt status register WDT_MIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 38. WDT_MIS register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 39. Watchdog lock register WDT_LOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 40. WDT_LOCK register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 41. Watchdog peripheral identification register WDTPeriphID0-3 - part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 42. Watchdog peripheral identification register WDTPeriphID0-3 - part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 43. Watchdog peripheral identification register WDTPeriphID0-3 - part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 44. Watchdog peripheral identification register WDTPeriphID0-3 - part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 45. WDTPeriphID0-3 register bit fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 46. Watchdog PCell identification register WDTPCellID0-3 - part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 47. Watchdog PCell identification register WDTPCellID0-3 - part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 48. Watchdog PCell identification register WDTPCellID0-3 - part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |