| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DP83950B Datasheet(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83950B Datasheet(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI) |
|
8 / 80 page ![]() 20 Connection Diagram160 Pin PQFP Package (Continued) Pin Table (All AUI Ports) Pin Name Pin No TX12b 40 TX12a 39 CD12b 38 CD12a 37 RX12a 36 RX12b 35 VCC 34 GND 33 RX11a 32 RX11b 31 CD11a 30 CD11b 29 TX11a 28 TX11b 27 VCC 26 GND 25 TX10b 24 TX10a 23 CD10b 22 CD10a 21 RX10a 20 RX10b 19 VCC 18 GND 17 RX9a 16 RX9b 15 CD9a 14 CD9b 13 TX9a 12 TX9b 11 VCC 10 GND 9 TX8b 8 TX8a 7 CD8b 6 CD8a 5 RX8a 4 RX8b 3 VCC 2 GND 1 Pin Name Pin No NC 160 RX7a 159 RX7b 158 CD7a 157 CD7b 156 TX7a 155 TX7b 154 VCC 153 GND 152 TX6b 151 TX6a 150 CD6b 149 CD6a 148 RX6a 147 RX6b 146 VCC 145 GND 144 RX5a 143 RX5b 142 CD5a 141 CD5b 140 TX5a 139 TX5b 138 VCC 137 GND 136 TX4b 135 TX4a 134 CD4b 133 CD4a 132 RX4a 131 RX4b 130 VCC 129 GND 128 RX3a 127 RX3b 126 CD3a 125 CD3b 124 TX3a 123 TX3b 122 NC 121 Pin Name Pin No VCC 120 GND 119 TX2b 118 TX2a 117 CD2b 116 CD2a 115 RX2a 114 RX2b 113 VCC 112 GND 111 RX1b 110 RX1a 109 CD1b 108 CD1a 107 TX1b 106 TX1a 105 VCC 104 GND 103 VCC 102 GND 101 CLKIN 100 RA4 99 RA3 98 RA2 97 RA1 96 RA0 95 VCC 94 GND 93 MLOAD 92 CDEC 91 WR 90 RD 89 D7 88 D6 87 D5 86 D4 85 D3 84 D2 83 D1 82 D0 81 Pin Name Pin No VCC 80 GND 79 IRC 78 IRE 77 IRD 76 COLN 75 VCC 74 GND 73 PKEN 72 RXMPLL 71 BUFEN 70 RDY 69 ELI 68 RTI 67 STR1 66 VCC 65 GND 64 STR0 63 ACTND 62 ANYXND 61 ACKO 60 MRXC 59 MEN 58 MRXD 57 MCRS 56 VCC 55 GND 54 ACKI 53 ACTNS 52 ANYXNS 51 PCOMP 50 NC 49 RX13a 48 RX13b 47 CD13a 46 CD13b 45 TX13a 44 TX13b 43 VCC 42 GND 41 Note NC e No Connect 8 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |