| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SPT9687 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPT9687 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
7 / 8 page ![]() SPT 7 3/21/97 SPT9687 PACKAGE OUTLINES 20-Lead Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) A B E Pin 1 G L M N H I J K O C D F TOP VIEW Pin 1 BOTTOM VIEW INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A .045 typ 1.14 B C 0.350 0.356 8.89 9.04 D 0.385 0.395 9.78 10.03 E 0.350 0.356 8.89 9.04 F 0.385 0.395 9.78 10.03 G 0.042 0.056 1.07 1.42 H 0.165 0.180 4.19 4.57 I 0.085 0.110 2.16 2.79 J 0.025 0.040 0.64 1.02 K 0.015 0.025 0.38 0.64 L 0.026 0.032 0.66 0.81 M 0.013 0.021 0.33 0.53 N 0.050 1.27 O 0.290 0.330 7.37 8.38 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC) INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.150 0.157 3.81 3.99 B 0.230 0.244 5.84 6.20 C 0.386 0.393 9.80 9.98 D .050 Typ 1.27 Typ E 0.0138 0.0192 0.35 0.49 F 0.004 0.0098 0.127 0.25 G 0.061 0.068 1.55 1.73 H 0.0075 0.0098 0.19 0.25 I 0.055 0.061 1.40 1.55 1 16 C G A B DE F H I |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |