| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LM151X2 Datasheet(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM151X2 Datasheet(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors |
|
13 / 25 page ![]() Revision Ver 1.0 October 14, 1998 Page 13/25 LM151X2 Liquid Crystal Display Product Specification 8. Color Input Data References The brightness of each primary color(red, green and blue) is based on the 6-bit gray scale data input for the color; the higher the binary input, the brighter the color. The table below provides a reference for color versus data input. Table 5 COLOR DATA REFERENCE Input Color Data Color Red MSB LSB Green MSB LSB Blue MSB LSB R5 R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Basic Colors Black Red(63) Green(63) Blue(63) Cyan Magenta Yellow White 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 Red Red(0) Dark Red(1) Red(2) Red(61) Red(62) Red(63) Bright 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 1 : 0 1 1 0 1 0 : 1 0 1 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 Green Green(0) Dark Green(1) Green(2) Green(61) Green(62) Green(63) Bright 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 1 : 0 1 1 0 1 0 : 1 0 1 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 Blue Blue(0) Dark Blue(1) Blue(2) Blue(61) Blue(62) Blue(63) Bright 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 0 : 1 1 1 0 0 1 : 0 1 1 0 1 0 : 1 0 1 Alpha Point Ltd. P.O. Box 41 00751 Helsinki, Finland http://www.alpha.fi Tel.: +358-9-34 64 34 1 Fax: +358-9-34 64 34 2 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |