Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

Q65110A7590 Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza Q65110A7590
Descripción Electrónicos  Coupling into Light Guides
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A7590 Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button Q65110A7590 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2015-06-08
8
Version 1.2
LG P47K
Forward Current 7) page 20 , 8) page 20
Durchlassstrom 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20 , 8) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IV/IV(2 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 2 mA
V
OHL00802
1.4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
mA
10
2
IF
V
F
1.6
1.8
2.0
2.2
10
10
0
mA
1
10
I
F
2
OHL00801
V
V (2 mA)
I
10
2
I
10
-1
10
0
10
1
OHL00800
0
-60
T
I
V (25˚C)
I
V
-40 -20
0
20 40 60
˚C 100
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
j



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com