Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

Q65110A7590 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza Q65110A7590
Descripción Electrónicos  Coupling into Light Guides
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A7590 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  Q65110A7590 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65110A7590 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
2015-06-08
1
2015-06-08
PointLED
Datasheet
Version 1.2
LG P47K
top mount
reverse mount
With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of
the smallest packages in its class and achieves high
luminous efficacies. Due to its round and flat package,
measuring only 0.775 mm high, it is ideal for
application where space is a sensitive issue.
Mit nur 2 mm Durchmesser gehört die PointLED zu
den kleinsten LED auf dem Markt bei hohen
Effizienzen. Aufgrund ihres runden und flachen
Gehäuses mit nur 0,775 mm Bauhöhe ist sie ideal für
Applikationen mit begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colorless clear
resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
Technology: InGaAlP
Technologie: InGaAlP
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
Color: green (570 nm)
Farbe: grün (570 nm)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
Dashboard Backlighting
Instrumentenbeleuchtung
Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen
Backlighting
Hinterleuchtung
Optical Indicator
Optischer Indikator


Número de pieza similar - Q65110A7590

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
Q65110A7501 OSRAM-Q65110A7501 Datasheet
642Kb / 23P
6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A7513 OSRAM-Q65110A7513 Datasheet
157Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7515 OSRAM-Q65110A7515 Datasheet
154Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7516 OSRAM-Q65110A7516 Datasheet
155Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7524 OSRAM-Q65110A7524 Datasheet
493Kb / 21P
Signal and Symbol Luminary
More results

Descripción similar - Q65110A7590

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
471Kb / 19P
Coupling into light guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
Coupling into Light Guides
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
Coupling into light guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com