Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LPS51 Datasheet(PDF) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

No. de pieza LPS51
Descripción Electrónicos  Violet Laser Diode Module
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Página de inicio  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LPS51 Datasheet(HTML) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LPS51 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LPS51 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH LPS51 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.roithner-laser.com
3
Accessories
Laser Power Supply LPS51
• 110-230 VAC universal input voltage
• Small ripple (<80 mV)
• AC Europlug (CEE7/16)
• ON/OFF switch
• IEC 60130-10 Type A connector
• Output: 5 VDC, max. 1 A
Power Supply LPS31
Heat Sink SQ50x34
• Aluminium, black anodized
• 50 x 50 x 34 mm
• 114 g
• Clamping mechanism
© All Rights Reserved
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com