Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LYYYG6SF Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LYYYG6SF
Descripción Electrónicos  Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYYYG6SF Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LYYYG6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
LYYY G6SF
2015-04-09
7
Durchlassstrom
2) Seite 17
Forward Current
2) page 17
I
F = f (VF); TS = 25 °C
Relative Vorwärtsspannung
2) Seite 15
Relative Forward Voltage
2) page 15
V
F-VF(25 °C) = f (Tj); IF = 50 mA
Relative Lichtstärke
2) 8) Seite 17
Relative Luminous Intensity
2) 8) page 17
I
V/IV(50 mA) = f (IF); TS = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 17
Relative Luminous Intensity
2) page 17
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 50 mA
OHL02713
mA
10
0
V
10
1
2
10
I
F
V
F
2.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.5
OHL02667
T
F
V
j
-40
-0.2
-20
0
20 40
0.25
˚C
60
100
-60
V
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
Δ
I
F
OHL02669
0
10
10 12
10
10
-2
-1
10
10
0
1
10
mA
V
I
I
V (50 mA)
5
5
5
OHL04214
0
-40
˚C
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-20
0
20 40 60
100
-60
yellow
T
j
(25 ˚C)
V
I
I
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com