Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LYYYG6SF Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LYYYG6SF
Descripción Electrónicos  Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYYYG6SF Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYYYG6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2015-04-09
2
LYYY G6SF
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LYYY G6SF-CBEA-45 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CB,
DA, DB oder EA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LYYY G6SF-CBEA-45 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LYYY G6SF-CBEA-45 means that only one group CB, DA, DB or EA will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LYYY G6SF-CBEA-45 means that only 1 wavelength group -4 or -5 will
be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous
Intensity
1) page 17
I
F = 50 mA per
Chip
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) 3)
Seite 17
Luminous
Flux
2) 3) page 17
IF = 50 mA per
chip
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LYYY G6SF-CBEA-45
yellow
3.550...9.000
18.800 (typ.)
Q65110A8529



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com