Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LYYYG6SF Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LYYYG6SF
Descripción Electrónicos  Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYYYG6SF Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LYYYG6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
2015-04-09
10
LYYY G6SF
Maßzeichnung
10) Seite 17
Package Outlines
10) page 17
Gewicht / Approx. weight:
40 mg
Gurtung / Polarität und Lage
10) Seite 17
Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm
oder 4000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
10) page 17
Packing unit 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
C1
Cathode
Chip 1
A1
Anode
Chip 1
C2
Cathode
Chip 2
A2
Anode
Chip 2
C3
Cathode
Chip 3
A3
Anode
Chip 3
GPLY6118
2.8 (0.110)
0.6 (0.024)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
3.5 (0.138)
2 (0.079)
0...0.15 (0.006)
C3
C1
A3
A1
C2
A2
1.6 (0.063)
3.1 (0.122)
2.6 (0.102)
0.4 (0.016)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
Package marking
A1
A2
A3
C2
C3
C1
3.5 (0.138)
4 (0.157)
1.5 (0.059)
2 (0.079)
0.3 (0.012) max.
OHTY0042
2.05 (0.081)
A3
C3
A2
C2
C1
A1
8 (0.315)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com