| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ6STR Datasheet(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ6STR Datasheet(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 307 page ![]() 25 K3 K3 36 36 H8 N1 N1 23 33 L3 H8 H8 N1 PA2 I/O FT_la - TIM2_CH3, TIM5_CH3, USART2_TX, LPUART1_TX, OCTOSPIM_P1_NCS, SAI2_EXTCLK, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC1_IN7, WKUP4/LSCO 26 L3 L3 37 37 L10 M2 M2 24 34 M3 L10 L10 M2 PA3 I/O TT_a - TIM2_CH4, TIM5_CH4, SAI1_CK1, USART2_RX, LPUART1_RX, OCTOSPIM_P1_CLK, SAI1_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT OPAMP1_VOUT, ADC1_IN8 27 E3 E3 38 38 M12 H2 H2 25 35 G2 M12 M12 H2 VSS S - - - - 28 H3 H3 39 39 M11 N3 N3 26 36 M2 M11 M11 N3 VDD S - - - - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |