| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 307 page ![]() 38 M7 M7 58 58 M6 L7 L7 35 54 G6 M6 M6 L7 PE7 I/O FT - TIM1_ETR, DFSDM1_DATIN2, LCD_B6, FMC_D4, SAI1_SD_B, EVENTOUT - 39 L7 L7 59 59 H6 K7 K7 36 55 K7 H6 H6 K6 PE8 I/O FT - TIM1_CH1N, DFSDM1_CKIN2, LCD_B7, FMC_D5, SAI1_SCK_B, EVENTOUT - 40 M8 M8 60 60 G6 J7 J7 37 56 J7 G6 G6 J6 PE9 I/O FT - TIM1_CH1, DFSDM1_CKOUT, LCD_G2, FMC_D6, SAI1_FS_B, EVENTOUT - - F6 F6 61 61 - M7 M7 - 57 C1 - - M7 VSS S - - - - - G6 G6 62 62 ---- 58 - --- VDD S - - - - 41 L8 L8 63 63 K5 H7 H7 38 59 L8 K5 K5 H6 PE10 I/O FT - TIM1_CH2N, DFSDM1_DATIN4, TSC_G5_IO1, OCTOSPIM_P1_CLK, LCD_G3, FMC_D7, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |