| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(PDF) 98 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(HTML) 98 Page - STMicroelectronics |
|
98 / 307 page ![]() 59 J10 J10 81 81 F4 K11 K11 - 85 G9 F4 F4 J8 PD12 I/O FT_fl - TIM4_CH1, I2C4_SCL, USART3_RTS_DE, TSC_G6_IO3, LCD_R7, FMC_A17, SAI2_FS_A, LPTIM2_IN1, EVENTOUT - 60 H12 H12 82 82 G3 K13 K13 - 86 G10 G3 G3 H8 PD13 I/O FT_fl - TIM4_CH2, I2C4_SDA, TSC_G6_IO4, FMC_A18, LPTIM2_OUT, EVENTOUT - - - - 83 83 G1 H12 H12 - 87 - G1 G1 H12 VSS S - - - - - - - 84 84 G2 G13 G13 - 88 G12 G2 G2 H13 VDD S - - - - 61 H11 H11 85 85 F3 K10 K10 63 89 G8 F3 F3 H11 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, LCD_B2, FMC_D0, EVENTOUT - 62 H10 H10 86 86 F1 H11 H11 64 90 G7 F1 F1 H10 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, LCD_B3, FMC_D1, EVENTOUT - - G10 G10 87 87 F2 J12 J12 - 91 F12 F2 F2 H9 PG2 I/O FT_s - SPI1_SCK, FMC_A12, SAI2_SCK_B, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |