| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
UPSD325X Datasheet(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD325X Datasheet(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 176 page ![]() 91/176 µPSD325X DEVICES Table 65. USB Interrupt Enable Register (UIEN: 0E9h) Table 66. Description of the UIEN Bits Table 67. USB Interrupt Status Register (UISTA: 0E8h) 76543210 SUSPNDI RSTE RSTFIE TXD0IE RXD0IE TXD1IE EOPIE RESUMI Bit Symbol R/W Function 7 SUSPNDI R/W Enable SUSPND interrupt 6 RSTE R/W Enable USB Reset; also resets the CPU and PSD Modules when bit is set to ’1.’ 5 RSTFIE R/W Enable RSTF (USB Bus Reset Flag) Interrupt 4 TXD0IE R/W Enable TXD0 interrupt 3 RXD0IE R/W Enable RXD0 interrupt 2 TXD1IE R/W Enable TXD1 interrupt 1 EOPIE R/W Enable EOP interrupt 0 RESUMI R/W Enable USB resume interrupt when it is the Suspend Mode 76543210 SUSPND — RSTF TXD0F RXD0F TXD1F EOPF RESUMF |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |